công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LOG114AIRGVT bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LOG114AIRGVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOG114EVM User Guide
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LOG114AIRGVT bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button LOG114AIRGVT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LOG114AIRGVT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 21 page
background image
www.ti.com
LOG114EVM Documentation
6.3
Bill of Materials
Table 2 lists the bill of materials for the LOG114EVM
Table 2. LOG114 Bill of Materials
Item No
Count
Value
Ref Des
Description
MFR
Mfr Part Number
1
1
21.5 k
Ω
R1
Resistor, 21.5 k
Ω 1/10W 1% 0603 SMD
Yageo
RC0603FR-0721K5L
2
1
3
Ω
R2
Resistor, 3.0
Ω 1/10W 5% 0603
Panasonic - ECG
ERJ-3GEYJ3R0V
3
2
1 k
Ω
R3, R10
Resistor, 1.0 k
Ω .25W 5% 0603 SMD
Vishay/Dale
CRCW06031K00JNEAHP
4
1
4.99 k
Ω
R4
Resistor, 4.99 k
Ω 1/10W 1% 0603 SMD
Panasonic
ERJ-3EKF4991V
5
3
10 k
Ω
R5, R6, R7
Resistor, 10.0 k
Ω 1/10W 1% 0603 SMD
Panasonic
ERJ-3EKF1002VRES
6
1
4.3 k
Ω
R8
Resistor, 4.3 k
Ω 1/16W .5% 0603 SMD
Susumu
RR0816P-432-D
7
1
4.02 k
Ω
R9
Resistor, 4.02 k
Ω 1/10W 1% 0603 SMD
Panasonic
ERJ-3EKF4021V
8
1
1 M
Ω
R11
Resistor, 1.00 M
Ω 1/10W 1% 0603 SMD
Panasonic
ERJ-3EKF1004V
9
1
4.7
μF
C7
Capacaitor, Tantalum 4.7
μF 35V 10% SM
AVX Corporation
TAJC475K035RNJ
10
1
0.1
μF
C3
Capacaitor, Ceramic .100
μF 25V X7R 0603
Yageo
CC0603KRX7R8BB104
11
2
100 nF
C1, C2
Capacaitor, Ceramic 1000 pF 25V Y5V 0603
Murata Electronics
GRM188F51E102ZA01D
North America
12
1
—
U1
LOG114
Texas Instruments
LOG114AIRGVT
13
1
—
U2
OPA365
Texas Instruments
OPA365AIDBVR
14
1
BNC
TP7
Connector, Jack BNC Vert 50
Ω
Tyco Electronics
5227699-1
15
1
—
T1
PCB Terminal Block 5 MM 2-Pos
On-Shore Technology
ED300/2
Inc
16
9
N/A
Test Points,
Connector, Header 1-Pos .100
" Sgl Gold
Samtec
TSW-101-07-G-S
All
17
4
Standoff
—
Standoffs, Hex , 4-40 Threaded, 0.500-in.
Keystone
2203
length, 0.250-in OD, Aluminum Iridite Finish
18
4
Screw
—
Screw, Machine, Phillips 4-40x1/4 SS
B
& F Fastener
PMSSS 440 0025 PH
Supply
19
1
N/A
D1
Do not install
—
—
15
SBOU110
– September 2011
LOG114EVM User Guide
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2011, Texas Instruments Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com