công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RTP08050-10 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - RFHIC

tên linh kiện RTP08050-10
Giải thích chi tiết về linh kiện  This HPA Module is a high gain and Amplifier module for CDMA and LTE Repeater use.
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFHIC [RFHIC]
Trang chủ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

RTP08050-10 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - RFHIC

  RTP08050-10 Datasheet HTML 1Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 2Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 3Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 4Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 5Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 6Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 7Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 8Page - RFHIC RTP08050-10 Datasheet HTML 9Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
P
Prreelliim
miin
naarryy
G
GaaN
N P
Poow
weerr A
Am
mp
p P
Paalllleett
R
RT
TP
P0088005500--1100
▪ Tel : 82-31-250-5078
▪ All specifications may change without notice.
▪ rfsales@rfhic.com
▪ Version 1.0
Mechanical Specifications
Parameter
Value
Units
Limits
Dimensions
185 x 125 x 18.8
mm
Weight
0.75(max)
Kg
RF Input Connector
SMA(Female)
RF Output Coupling Connector
SMA(Female)
RF Output Connector
SMA(Female)
I/O Connector
SMW200 4pin(Male)
Molex 8pin(Male)
Cooling
External Heat-sink
Outline Drawing
FLANGE (T=6.0)
PCB (T=0.8)
GASKET (T=0.3)
COVER (T=11.7)
THIS DEVICE IS SUSCEPTIBLE
TO DAMAGE FROM E.S.D OR E.M.I
WHEN THE CASE IS OPEN
CAUTION
INPUT
FB
OUTPUT
+31V
+31V
+31V
+5.6V
GND
GND
GND
GND
5
6
8
7
1
2
3
4
I/O
1
8
4
1
GND
GND
Temp DET
Enable
1
2
3
4
I/O
(0,0)
Unit : mm
*Note :
Connector positions and module
mount holes may be subjected
change.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com