công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RTP26020-D1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - RFHIC

tên linh kiện RTP26020-D1
Giải thích chi tiết về linh kiện  RTP26020-D1 has been designed for RF system application frequencies from 2496MHz to 2690MHz, with high gain.
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFHIC [RFHIC]
Trang chủ  http://www.rfhic.com
Logo RFHIC - RFHIC

RTP26020-D1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - RFHIC

  RTP26020-D1 Datasheet HTML 1Page - RFHIC RTP26020-D1 Datasheet HTML 2Page - RFHIC RTP26020-D1 Datasheet HTML 3Page - RFHIC RTP26020-D1 Datasheet HTML 4Page - RFHIC RTP26020-D1 Datasheet HTML 5Page - RFHIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
G
Ga
aN
N--S
SiiC
C P
Pa
alllle
ett A
Am
mp
plliiffiie
er
r
R
RT
TP
P2
26
60
02
20
0--D
D1
1
▪ Tel : 82-31-250-5011
▪ All specifications may change without notice.
▪ rfsales@rfhic.com
▪ Version 0.4
RF Interface Connectors
Pin #
DESCRIPTION
Specifications
1
RF IN
RF Input signal from TRx B’d
2
RF OUT
RF Output signal to TDD switch
3
RF FWD Port
RF Forward Detection signal For Feed-back
DC Connector
Pin #
DESCRIPTION
Specifications
1
TDD Control
PA TDD control signal for switching gate bias
2
GND
Ground
3
Gain Block Amp +Vgg
+5V
4
GND
Ground
5
Temp. Monitor
Reporting Temperature data [0.75V/25℃(10mV/℃)]
6,7
GND
Ground
8,9,10
Drive, Main Amp +Vdd
+28Vdc ~ +32Vdc
※ RF connector and DC connector custom design available.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com