| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F205VG bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205VG bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 177 page ![]() STM32F20xxx Pinouts and pin description Doc ID 15818 Rev 9 49/177 55 A4 89 133 161 A10 PB3 I/O FT JTDO/ TRACESWO JTDO/ TRACESWO/ SPI3_SCK / I2S3_SCK / TIM2_CH2 / SPI1_SCK/ EVENTOUT 56 B4 90 134 162 A9 PB4 I/O FT NJTRST NJTRST/ SPI3_MISO / TIM3_CH1 / SPI1_MISO/ EVENTOUT 57 A5 91 135 163 A6 PB5 I/O FT PB5 I2C1_SMBA/ CAN2_RX / OTG_HS_ULPI_D7 / ETH_PPS_OUT/TIM3_CH2 / SPI1_MOSI/ SPI3_MOSI / DCMI_D10 / I2S3_SD/ EVENTOUT 58 B5 92 136 164 B6 PB6 I/O FT PB6 I2C1_SCL/ TIM4_CH1 / CAN2_TX / DCMI_D5/USART1_TX/ EVENTOUT 59 A6 93 137 165 B5 PB7 I/O FT PB7 I2C1_SDA / FSMC_NL(8) / DCMI_VSYNC / USART1_RX/ TIM4_CH2/ EVENTOUT 60 B6 94 138 166 D6 BOOT0 I BOOT0 VPP 61 B7 95 139 167 A5 PB8 I/O FT PB8 TIM4_CH3/SDIO_D4/ TIM10_CH1 / DCMI_D6 / ETH_MII_TXD3 / I2C1_SCL/ CAN1_RX/ EVENTOUT 62 A7 96 140 168 B4 PB9 I/O FT PB9 SPI2_NSS/ I2S2_WS / TIM4_CH4/ TIM11_CH1/ SDIO_D5 / DCMI_D7 / I2C1_SDA / CAN1_TX/ EVENTOUT - - 97 141 169 A4 PE0 I/O FT PE0 TIM4_ETR / FSMC_NBL0 / DCMI_D2/ EVENTOUT - - 98 142 170 A3 PE1 I/O FT PE1 FSMC_NBL1 / DCMI_D3/ EVENTOUT -- - - - D5 VSS SVSS 63 D8 - - - - VSS_3 SVSS_3 - - 99 143 171 C6 RFU(9) 64 D9 100 144 172 C5 VDD_3 SVDD_3 Table 6. STM32F20x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |