công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205VC bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM
PDF  177 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205VC bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205VC Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32F205VC Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 177 page
background image
STM32F20xxx
Electrical characteristics
Doc ID 15818 Rev 9
79/177
APB1
TIM2
0.61
mA
TIM3
0.49
TIM4
0.54
TIM5
0.62
TIM6
0.20
TIM7
0.20
TIM12
0.36
TIM13
0.28
TIM14
0.25
USART2
0.25
USART3
0.25
UART4
0.25
UART5
0.26
I2C1
0.25
I2C2
0.25
I2C3
0.25
SPI2
0.20/0.10
SPI3
0.18/0.09
CAN1
0.31
CAN2
0.30
DAC channel 1(2)
1.11
DAC channel 1(3)
1.11
PWR
0.15
WWDG
0.15
Table 24.
Peripheral current consumption (continued)
Peripheral(1)
Typical consumption at 25 °C
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More