| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PXS30 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PXS30 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
24 / 139 page ![]() PXS30 Microcontroller Data Sheet, Rev. 1 Preliminary—Subject to Change Without Notice Package pinouts and signal descriptions Freescale Semiconductor 24 D15 VSS_HV_IO VSS_HV H11 VSS_LV_COR VSS_LV H2 VSS_HV_IO VSS_HV J7 VSS_LV_COR VSS_LV N2 VSS_HV_IO VSS_HV J8 VSS_LV_COR VSS_LV P9 VSS_HV_IO VSS_HV J9 VSS_LV_COR VSS_LV R3 VSS_HV_IO VSS_HV J10 VSS_LV_COR VSS_LV R15 VSS_HV_IO VSS_HV J11 VSS_LV_COR VSS_LV T1 VSS_HV_IO VSS_HV K7 VSS_LV_COR VSS_LV T17 VSS_HV_IO VSS_HV K8 VSS_LV_COR VSS_LV U1 VSS_HV_IO VSS_HV K9 VSS_LV_COR VSS_LV U2 VSS_HV_IO VSS_HV K10 VSS_LV_COR VSS_LV U16 VSS_HV_IO VSS_HV K11 VSS_LV_COR VSS_LV U17 VSS_HV_IO VSS_HV L7 VSS_LV_COR VSS_LV D9 VSS_HV_FLA VSS_HV L8 VSS_LV_COR VSS_LV P1 VSS_HV_OSC VSS_HV L9 VSS_LV_COR VSS_LV C15 VSS_HV_PDI VSS_HV L10 VSS_LV_COR VSS_LV J16 VSS_HV_PDI VSS_HV L11 VSS_LV_COR VSS_LV T9 VSS_HV_ADR_02 VSS_HV_A N4 VSS_LV_PLL VSS_LV T7 VSS_HV_ADR_13 VSS_HV_A U15 VSS_HV_PMU VSS_LV U10 VSS_HV_ADV VSS_HV_A Table4. 257MAPBGA Balls not populated on package E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F5 F13 G5 G13 H5 H13 J5 J13 K5 K13 L5 L13 M5 M13 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 Table 5. 473 MAPBGA supply pins Ball Number Ball Name Pad Type Ball Number Ball Name Pad Type VDD A3 VDD_HV_IO VDD_HV F15 VDD_LV_COR VDD_LV A14 VDD_HV_IO VDD_HV F16 VDD_LV_COR VDD_LV B22 VDD_HV_IO VDD_HV F17 VDD_LV_COR VDD_LV Table 3. 257 MAPBGA supply pins (continued) Ball Number Ball Name Pad Type Ball Number Ball Name Pad Type |