công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8731LSEFL/R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8731LSEFL/R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Portable Internet Audio CODEC with Headphone Driver and Programmable Sample Rates
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8731LSEFL/R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Wolfson Microelectronics plc

  WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 1Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 2Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 3Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 4Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 5Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 6Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 7Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 8Page - Wolfson Microelectronics plc WM8731LSEFL/R Datasheet HTML 9Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 64 page
background image
WM8731 / WM8731L
Production Data
w
PD, Rev 4.8, April 2009
3
PIN CONFIGURATION - 28 PIN SSOP
1
AVDD
2
AGND
3
MICBIAS
4
VMID
5
MICIN
6
RLINEIN
7
LLINEIN
8
DCVDD
9
MODE
10
CSB
SDIN
SCLK
XTO
XTI/MCLK
15
CLKOUT
DGND
ADCLRC
ADCDAT
DACDAT
DACLRC
BCLK
DBVDD
LHPOUT
HPGND
HPVDD
RHPOUT
LOUT
ROUT
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
27
26
ORDERING INFORMATION
DEVICE
TEMPERATURE
RANGE
AVDD
RANGE
PACKAGE
MOISTURE
SENSITIVITY LEVEL
PEAK SOLDERING
TEMPERATURE
WM8731SEDS/V
-40 to +85oC
2.7 to 3.6V
28-lead SSOP
(Pb-free)
MSL3
260°C
WM8731SEDS/RV
-40 to +85oC
2.7 to 3.6V
28-lead SSOP
(Pb-free,
tape and reel)
MSL3
260°C
Note:
Reel quantity = 2,000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com