| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT68F017 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT68F017 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
8 / 116 page ![]() Selection Table Most features are common to all devices. The main feature distinguishing them is the A/D Converter only. The following table summarises the main features of each device. Device Program Memory Data Memory Data EEPROM I/O A/D 16-bit Timer Module Time Base Comparator Stack Package HT68F016 1Kx16 64x8 64x8 14 ¾ STMx1 2 1 4 16DIP/NSOP/SSOP HT68F017 2Kx16 128x8 64x8 14 ¾ CTMx1 STMx1 21 8 16DIP/NSOP/SSOP HT66F016 1Kx16 64x8 64x8 14 12-bitx4 STMx1 2 1 4 16DIP/NSOP/SSOP HT66F017 2Kx16 128x8 64x8 14 12-bitx4 CTMx1 STMx1 21 8 16DIP/NSOP/SSOP Block Diagram HT66F016/HT66F017/HT68F016/HT68F017 Rev. 1.00 8 May 14, 2012 F l a s h / E E P R O M P r o g r a m m i n g C i r c u i t r y W a t c h d o g T i m e r 8 - b i t R I S C M C U C o r e R e s e t C i r c u i t I n t e r r u p t C o n t r o l l e r E x t e r n a l R C / X t a l O s c i l l a t o r s 1 2 - B i t A / D C o n v e r t e r I n t e r n a l R C O s c i l l a t o r s S t a c k E E P R O M D a t a M e m o r y F l a s h P r o g r a m M e m o r y R A M D a t a M e m o r y T i m e r M o d u l e s L o w V o l t a g e R e s e t L o w V o l t a g e D e t e c t C o m p a r a t o r T i m e B a s e I / O |