công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45F23A bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45F23A
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Flash MCU with Op Amps & Comparators
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45F23A bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45F23A Datasheet HTML 81Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 82Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 83Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 84Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 86Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 87Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 88Page - Holtek Semiconductor Inc HT45F23A Datasheet HTML 89Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 148 page
background image
Rev. 1.00
84
���� 0�� �01�
Rev. 1.00
85
���� 0�� �01�
HT45F23A
8-Bit Flash MCU with Op Amps & Comparators
HT45F23A
8-Bit Flash MCU with Op Amps & Comparators
TherearealsotwocontrolregistersfortheSPIinterface,SIMC0andSIMC2.NotethattheSIMC2
registeralsohasthenameSIMAwhichisusedbytheI2Cfunction.TheSIMC1registerisnotused
bytheSPIfunction,onlybytheI2Cfunction.RegisterSIMC0isusedtocontroltheenable/disable
functionandtosetthedatatransmissionclockfrequency.AlthoughnotconnectedwiththeSPI
function,theSIMC0registerisalsousedtocontrolthePeripheralClockPrescaler.RegisterSIMC2
isusedforothercontrolfunctionssuchasLSB/MSBselection,writecollisionflagetc.
SIMC0 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
SIM�
SIM1
SIM0
PCKEN
PCKP1
PCKP0
SIMEN
—
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
—
POR
1
1
1
0
0
0
0
—
Bit7~5
SIM2, SIM1, SIM0
:SIMOperatingModeControl
000:SPImastermode;SPIclockisf
SYS
/4
001:SPImastermode;SPIclockisf
SYS
/16
010:SPImastermode;SPIclockisf
SYS
/64
011:SPImastermode;SPIclockisf
SUB
100:SPImastermode;SPIclockisTimer0output/2(PFD0)
101:SPIslavemode
110:I2Cslavemode
111:Unusedmode
ThesebitssetuptheoveralloperatingmodeoftheSIMfunction.Aswellasselecting
iftheI2CorSPIfunction,theyareusedtocontroltheSPIMaster/Slaveselectionand
theSPIMasterclockfrequency.TheSPIclockisafunctionofthesystemclockbut
canalsobechosentobesourcedfromtheTimer0.IftheSPISlaveModeisselected
thentheclockwillbesuppliedbyanexternalMasterdevice.
Bit4
PCKEN
:PCKOutputPinControl
0:Disable
1:Enable
Bit3~2
PCKP1, PCKP0
:SelectPCKoutputpinfrequency
00:f
SYS
01:f
SYS
/4
10:f
SYS
/8
11:Timer0output/2(PFD0)
Bit1
SIMEN
:SIMControl
0:Disable
1:Enable
Thebitistheoverallon/offcontrolfortheSIMinterface.WhentheSIMENbitis
clearedtozerotodisabletheSIMinterface,theSDI,SDO,SCKandSCS,orSDA
andSCLlineswillbeinafloatingconditionandtheSIMoperatingcurrentwillbe
reducedtoaminimumvalue.WhenthebitishightheSIMinterfaceisenabled.The
SIMconfigurationoptionmusthavefirstenabledtheSIMinterfaceforthisbittobe
effective.IftheSIMisconfiguredtooperateasanSPIinterfaceviatheSIM2~SIM0
bits,thecontentsoftheSPIcontrolregisterswillremainattheprevioussettingswhen
theSIMENbitchangesfromlowtohighandshouldthereforebefirstinitialisedby
theapplicationprogram.IftheSIMisconfiguredtooperateasanI2Cinterfaceviathe
SIM2~SIM0bitsandtheSIMENbitchangesfromlowtohigh,thecontentsoftheI2C
controlbitssuchasHTXandTXAKwillremainattheprevioussettingsandshould
thereforebefirstinitialisedbytheapplicationprogramwhiletherelevantI2Cflags
suchasHCF,HAAS,HBB,SRWandRXAKwillbesettotheirdefaultstates.
Bit0
unimplemented,readas"0"



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com