công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FYLS-3528BURC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện FYLS-3528BURC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Suitable for all SMT assembly and soldering method
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORYARD [Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.foryard.com
Logo FORYARD - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

FYLS-3528BURC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

  FYLS-3528BURC Datasheet HTML 1Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 2Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 3Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 4Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 5Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 6Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 7Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 8Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLS-3528BURC Datasheet HTML 9Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
Model. No.
Rev.
NINGBO FORYARD OPTOELECTRONICS CO.,LTD
Add:NO.115 Qixin Road Ningbo Zhejiang China
Zip:315051
Tel: 0086-574-87933652 87927870 87922206
Fax: 0086-574-87927917
E-mail:Sales@foryard.com
( General)
Http://www.foryard.com
Page: 1/8
APPROVED BY
Applications:
Light Strips
LCD Backlight
Decorative lighting
PREPARED BY
Interior automotive
Illuminations
Mobile Phones
PRODUCT SPECIFICATION
Model No.
FYLS-3528BURC
CUSTOMER APPROVED
SIGNATURES
■TOP LED Type
■Size (mm):3.5*2.8*1.38
CHECKED BY
FYLS-3528BURC
A
Features:
Indicators
RoHS Compliant
■SMT package
■Suitable for all SMT assembly and soldering method
Http://www.foryard.com
■Pb-free Reflow soldering application
■Emitting Color:RED


Số phần tương tự - FYLS-3528BURC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYLS-3528BUBC FORYARD-FYLS-3528BUBC Datasheet
526Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528BUBC FORYARD-FYLS-3528BUBC_15 Datasheet
526Kb / 8P
SMD led lamp
FYLS-3528BUWC FORYARD-FYLS-3528BUWC Datasheet
506Kb / 8P
TOP LED Type
FYLS-3528BUWC FORYARD-FYLS-3528BUWC_15 Datasheet
506Kb / 8P
SMD led lamp
FYLS-3528BUYC FORYARD-FYLS-3528BUYC Datasheet
498Kb / 9P
PRODUCT SPECIFICATION
More results

Mô tả tương tự - FYLS-3528BURC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYLS-3528BPGC FORYARD-FYLS-3528BPGC Datasheet
529Kb / 9P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528BUBC FORYARD-FYLS-3528BUBC Datasheet
526Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528PG2C FORYARD-FYLS-3528PG2C Datasheet
488Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528RGBC-CA FORYARD-FYLS-3528RGBC-CA Datasheet
496Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528UR2C FORYARD-FYLS-3528UR2C Datasheet
489Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528URC FORYARD-FYLS-3528URC_12 Datasheet
498Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528UW2C FORYARD-FYLS-3528UW2C Datasheet
493Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528UWC FORYARD-FYLS-3528UWC_12 Datasheet
506Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528UY2C FORYARD-FYLS-3528UY2C Datasheet
488Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
FYLS-3528UYC FORYARD-FYLS-3528UYC_12 Datasheet
498Kb / 8P
Suitable for all SMT assembly and soldering method
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com