công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE556 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện NE556
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-purpose dual bipolar timers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

NE556 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button NE556_09 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics NE556_09 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
Package information
NE556 - SA556 - SE556
12/16
5.1
DIP14 package information
Figure 17.
DIP14 package mechanical drawing
Note:
D and E1 dimensions do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions
shall not exceed 0.25 mm.
Table 4.
DIP14 package mechanical data
Dimensions
Ref.
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A5.33
0.21
A1
0.38
0.015
A2
2.92
3.30
4.95
0.11
0.13
0.19
b
0.36
0.46
0.56
0.014
0.018
0.022
b2
1.14
1.52
1.78
0.04
0.06
0.07
c
0.20
0.25
0.36
0.007
0.009
0.01
D
18.67
19.05
19.69
0.73
0.75
0.77
E
7.62
7.87
8.26
0.30
0.31
0.32
E1
6.10
6.35
7.11
0.24
0.25
0.28
e2.54
0.10
e1
15.24
0.60
eA
7.62
0.30
eB
10.92
0.43
L
2.92
3.30
3.81
0.11
0.13
0.15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com