công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS2045C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS2045C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS2045C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS2045C_10 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS2045C_10 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Package information
STPS2045C
8/10
Doc ID 3506 Rev 6
Table 8.
TO-220FPAB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126
H
A
B
Dia
L7
L6
L5
F1
F2
F
D
E
L4
G1
G
L2
L3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10