công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F160DB75 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29F160DB75
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29F160DB75 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - SPANSION

Back Button AM29F160DB75 Datasheet HTML 38Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 39Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 40Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 41Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 42Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 43Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 44Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 45Page - SPANSION AM29F160DB75 Datasheet HTML 46Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 47 page
background image
40
Am29F160D
Am29F160D_00_D10 April 23, 2010
D A TA SH EE T
AC CHARACTERISTICS
Alternate CE# Controlled Erase/Program Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See Erase and Programming Performance‚ on page 42 for more information.
Parameter
Speed Options
JEDEC
Std.
Description
70, 75
90
Unit
tAVAV
tWC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
70
90
ns
tAVEL
tAS
Address Setup Time
Min
0
ns
tELAX
tAH
Address Hold Time
Min
45
45
ns
tDVEH
tDS
Data Setup Time
Min
30
45
ns
tEHDX
tDH
Data Hold Time
Min
0
ns
tOES
Output Enable Setup Time
Min
0
ns
tGHEL
tGHEL
Read Recovery Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
tWLEL
tWS
WE# Setup Time
Min
0
ns
tEHWH
tWH
WE# Hold Time
Min
0
ns
tELEH
tCP
CE# Pulse Width
Min
35
45
ns
tEHEL
tCPH
CE# Pulse Width High
Min
20
ns
tWHWH1
tWHWH1
Programming Operation
(Note 2)
Byte
Typ
7
µs
Word
Typ
12
tWHWH2
tWHWH2
Sector Erase Operation (Note 2)
Typ
1
sec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com