| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC56EC74B3 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EC74B3 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 118 page ![]() SPC564Bxx - SPC56ECxx Package pinouts and signal descriptions Doc ID 17478 Rev 4 23/118 PB[8] PCR[24] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — GPI[24] — — — ADC0_S[0] ADC1_S[4] WKPU[25] OSC32k_XTAL(4) SIUL — — — ADC_0 ADC_1 WKPU SXOSC I — — — I I I I I— 61 77 T11 PB[9](5) PCR[25] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — GPI[25] — — — ADC0_S[1] ADC1_S[5] WKPU[26] OSC32k_EXTAL4 SIUL — — — ADC_0 ADC_1 WKPU SXOSC I — — — I I I I I— 60 76 T10 PB[10] PCR[26] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — GPIO[26] SOUT_1 CAN3TX — ADC0_S[2] ADC1_S[6] WKPU[8] SIUL DSPI_1 FlexCAN_3 — ADC_0 ADC_1 WKPU I/O O — — I I I STristate 62 78 N7 PB[11] PCR[27] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[27] E0UC[3] — CS0_0 ADC0_S[3] SIUL eMIOS_0 — DSPI_0 ADC_0 I/O I/O — I/O I S Tristate 97 117 M13 PB[12] PCR[28] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[28] E0UC[4] — CS1_0 ADC0_X[0] SIUL eMIOS_0 — DSPI_0 ADC_0 I/O I/O — O I S Tristate 101 123 L14 PB[13] PCR[29] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[29] E0UC[5] — CS2_0 ADC0_X[1] SIUL eMIOS_0 — DSPI_0 ADC_0 I/O I/O — O I S Tristate 103 125 L15 Table 5. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Pin number |