| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA321MP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321MP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 50 page ![]() STA321MP Contents Doc ID 022647 Rev 1 3/50 7.2.7 Configuration register I (0x08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.2.8 Master mute register (0x09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.2.9 Master volume register (0x0A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.2.10 Channel 1 volume (0x0B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.2.11 Channel 2 volume (0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.2.12 Channel 3 volume (0x0D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.2.13 Channel 4 volume (0x0E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.2.14 Channel 5 volume (0x0F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.2.15 Channel 6 volume (0x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.2.16 Channel 7 volume (0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.2.17 Channel 8 volume (0x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.2.18 Channel 1 volume trim, mute, bypass (0x13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.2.19 Channel 2 volume trim, mute, bypass (0x14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.2.20 Channel 3 volume trim, mute, bypass (0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.2.21 Channel 4 volume trim, mute, bypass (0x16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.2.22 Channel 5 volume trim, mute, bypass (0x17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.2.23 Channel 6 volume trim, mute, bypass (0x18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.2.24 Channel 7 volume trim, mute, bypass (0x19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.2.25 Channel 8 volume trim, mute, bypass (0x1A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.2.26 Channel input mapping channels 1 and 2 (0x1B) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.2.27 Channel input mapping channels 3 and 4 (0x1C) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.2.28 Channel input mapping channels 5 and 6 (0x1D) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.2.29 Channel input mapping channels 7 and 8 (0x1E) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.2.30 Biquad internal channel loop-through (0x28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.2.31 Mix internal channel loop-through (0x29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.32 EQ bypass (0x2A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.33 Tone control bypass (0x2B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.34 Tone control (0x2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.35 Channel 1 and 2 output timing (0x33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.36 Channel 3 and 4 output timing (0x34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.37 Channel 5 and 6 output timing (0x35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.38 Channel 7 and 8 output timing (0x36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.2.39 Channel I2S output mapping channels 1 and 2 (0x37) . . . . . . . . . . . . . 37 7.2.40 Channel I2S output mapping channels 3 and 4 (0x38) . . . . . . . . . . . . . 37 7.2.41 Channel I2S output mapping channels 5 and 6 (0x39) . . . . . . . . . . . . . 37 7.2.42 Channel I2S output mapping channels 7 and 8 (0x3A) . . . . . . . . . . . . . 38 7.2.43 Coefficient address register 1 (0x3B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 |