| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TSC1031 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSC1031 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 26 page ![]() Parameter definitions TSC1031 14/26 Doc ID 16875 Rev 2 Figure 17. Vout versus Vsense characteristics: detail for low Vsense values The values of Vsense1 and Vsense2 used for the input offset calculations are detailed in Table 9. Table 9. Test conditions for Vos voltage calculation Av (V/V) Vsense1 (mV) Vsense2 (mV) 50 50 5 100 40 5 AM04520 Vos Vsense2 Vsense Vout Vsense1 Vout_1 Vout_2 |