công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BL8526 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

tên linh kiện BL8526
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A 1.4M 5.5V Synchronous Buck Converter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL8526 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL8526 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8526 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8526 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8526 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8526 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8526 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
www.belling.com.cn
2
BL8526
PACKAGE/ORDER INFORMATION
GE|
LLSYW
8
7
6
5
1
2
3
4
ORDER PART NUMBER
BL8526CD8TR
PIN DESCRIPTION
ABSOLUTE MAXIMUM RATING
Parameter
Value
Max Input Voltage
5.5V
CE Pin Voltage
–0.3V to Vin+0.3V
FB Pin Voltage
–0.3V to Vin+0.3V
Max Operating Junction Temperature(Tj)
125
C
Ambient Temperature(Ta)
-40
C – 85C
Storage Temperature(Ts)
-40
C - 150C
Lead Temperature & Time
260
C, 10S
ESD (HBM)
>2000V
Thermal resistance
: ΘJA
150°C/W
Pin No.
Symbol
Description
1
N.C
Not Connected
2
PVDD
Power Supply for internal power switch
3
LX
Switching Node: PWM output connection to inductor.
4
GND
Ground Pin
5
FB
Pin for Feedback Voltage
6
COMP
Compensation Pin
7
VDD
Power Supply for internal control circuit
8
RT
Oscillator Resistor Input Pin
SOP8



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com