công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA05 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Protek Devices

tên linh kiện SMDA05
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SMDA05 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Protek Devices

  SMDA05 Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SMDA05 Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SMDA05 Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SMDA05 Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SMDA05 Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SMDA05 Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05031.R11 10/12
Page 4
SMDA03 - SMDA36C
So-8 PACkAGE INFoRMATIoN
oUTLINE DIMENSIoNS
DIM
MILLIMETERS
INChES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.05 BSC
J
0.18
0.25
0.007
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.008
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
NoTES
1. -T- = Seating plane and datum surface.
2. Dimensions “A” and “B” are datum.
3. Dimensions “A” and “B” do not include mold protrusion.
4. Maximum mold protrusion is 0.015” (0.380mm) per side.
5. Dimensioning and tolerances per ANSI Y14.5M, 1982.
6. Dimensions are exclusive of mold flash and metal burrs.
PAD LAYoUT DIMENSIoNS
DIM
MILLIMETERS
INChES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.14
1.40
0.045
0.055
B
0.64
0.89
0.025
0.035
C
6.22
-
0.245
-
D
3.94
4.17
0.155
0.165
E
1.02
1.27
0.040
0.050
NoTES
1. Controlling dimension: inches.
-A-
8
5
1
4
-B-
P
G
D
-T-
C
K
J
R x 45°
0° - 10°
F
4 PL
0.010” (0.25mm) M B
+
8 PL
0.010” (0.25mm)
B
+
A
T
A
B
C
D
E
M
M
S
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com