công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BL55024 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

tên linh kiện BL55024
Giải thích chi tiết về linh kiện  The BL55024 is a general LCD driver IC for 60 units LCD panel
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55024 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55024 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55024 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55024 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55024 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55024 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55024 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Shanghai Belling Corp., Ltd
BL55024
zip: 200233
Tel: 86-021-64850700
Fax: 86-021-64855865
5
8
AC Characteristic
Ta=25
oC
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Fclk
Oscillator
frequency
Vdd=5V,normal mode
125
180
300
KHz
Fclk
Oscillator
frequency
Vdd=3.3V, power saving
mode
21
31
48
KHz
Tclk
Half oscillator cycle
1
-
3
uA
Tsh1
CS start hold time
5
-
us
Tsh2
SCL start hold time
5
-
us
tlow
High time
5
-
us
thig
Low time
4
-
us
thd
SCL hold time
250
ns
Fig 6
9
Typical Application Circuit
No
te:1/ when I
2C are idle mode,SDA and SCL must be connect to high level(by pull up
resistor),otherwise the device maybe can not go into power saving mode.
2/
In power-saving mode, SCL frequency must be less than 21KHz.
3/
Work at 1/3 bias, Vdd – Vlcd
must be more than 2.9V。
Fig 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com