công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR02 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR02
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V to 5.5 V, <100 關A, 8-/10-/12-Bit nanoDAC
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR02 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button ADR02 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices ADR02 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 24 page
background image
Data Sheet
AD5601/AD5611/AD5621
Rev. F | Page 15 of 24
Figure 41. AD5621 Input Register Contents
Figure 42. AD5611 Input Register Contents
Figure 43. AD5601 Input Register Contents
Figure 44. SYNC Interrupt Facility
DB15 (MSB)
PD1
PD0
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
X
X
DB0 (LSB)
DATA BITS
POWER-DOWN MODES
0
1
0
1
0
0
1
1
NORMAL OPERATION
1kΩ TO GND
100kΩ TO GND
THREE-STATE
DB15 (MSB)
PD1
PD0
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
X
X
X
X
DB0 (LSB)
DATA BITS
POWER-DOWN MODES
0
1
0
1
0
0
1
1
NORMAL OPERATION
1kΩ TO GND
100kΩ TO GND
THREE-STATE
DB15 (MSB)
PD1
PD0
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
X
X
X
X
X
X
DB0 (LSB)
DATA BITS
POWER-DOWN MODES
0
1
0
1
0
0
1
1
NORMAL OPERATION
1kΩ TO GND
100kΩ TO GND
THREE-STATE
DB15
DB15
DB0
DB0
INVALID WRITE SEQUENCE:
SYNC HIGH BEFORE 16TH FALLING EDGE
VALID WRITE SEQUENCE, OUTPUT UPDATES
ON THE 16TH FALLING EDGE
SYNC
SCLK
SDIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com