công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PHP60 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Protek Devices

tên linh kiện PHP60
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC POWER BUS VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

PHP60 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Protek Devices

  PHP60 Datasheet HTML 1Page - Protek Devices PHP60 Datasheet HTML 2Page - Protek Devices PHP60 Datasheet HTML 3Page - Protek Devices PHP60 Datasheet HTML 4Page - Protek Devices PHP60 Datasheet HTML 5Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05027.R9 9/12
Page 3
PHP8.4 - PIP500
tyPIcal DevIce cHaRacteRIstIcs
FIguRe 1
Peak Pulse PoweR vs Pulse tIMe
t
d - Pulse Duration - µs
15kW, 10/1000µs
Waveform
7.5kW, 10/1000µs
Waveform
0.1
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1
10
100
1,000
Peak Pulse Power
10/1000µs
FIguRe 3
PoweR DeRatIng cuRve
t
l - lead temperature - °c
0
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
FIguRe 2
Pulse waveFoRM
t
f
Peak Value I
PP
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 10µs
t
d = 1000µs
t
d = t/(IPP/2)
e-t
0
1
2
3
t - time - ms
0
50
100



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com