| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
S5277G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S5277G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd |
|
2 / 2 page ![]() 2 of 2 E-mail: sales@taychipst.com Web Site: www.taychipst.com Instantaneous forward voltage VF (V) iF – vF Time t (s) rth (j-a) – t Average forward current IF (AV) (A) Ta max – IF (AV) Number of cycles at 50 Hz and 60 Hz Surge forward current (non-repetitive) 0.1 0.8 0.3 0.5 1 1.2 1.6 2.0 2.4 0.4 3 5 10 20 Tj = 25°C 150°C 200 0 0 160 120 80 40 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Resistive and inductive load Capacitive load Tj = 25°C 60 10 1 50 40 30 20 3 5 10 30 50 100 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz S5277B-G S5277J-N 0.1 0.01 1 10 100 1000 10000 0.1 1 10 100 1000 0.001 100V-1000V 1.0A S5277B THRU S5277N SILICON RECTIFIER DIODES |