công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC74AC00P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC74AC00P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74AC00P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74AC00P_12 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74AC00P_12 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74AC00P_12 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74AC00P_12 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74AC00P_12 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74AC00P_12 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74AC00P_12 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74AC00P_12 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
TC74AC00P/F/FT
2012-02-29
1
TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC00P,TC74AC00F,TC74AC00FT
Quad 2-Input NAND Gate
The TC74AC00 is an advanced high speed CMOS 2-INPUT
NAND GATE fabricated with silicon gate and double-layer metal
wiring C2MOS technology.
It achieves the high speed operation similar to equivalent
Bipolar Schottky TTL while maintaining the CMOS low power
dissipation.
The internal circuit is composed of 3 stages including buffer
output, which provide high noise immunity and stable output.
All inputs are equipped with protection circuits against static
discharge or transient excess voltage.
Features
• High speed: tpd = 3.8 ns (typ.) at VCC = 5 V
• Low power dissipation: ICC = 4 μA (max) at Ta = 25°C
• High noise immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC (min)
• Symmetrical output impedance:
|IOH| = IOL = 24 mA (min)
Capability of driving 50 Ω transmission lines.
• Balanced propagation delays: tpLH ∼− tpHL
• Wide operating voltage range: VCC (opr) = 2 V to 5.5 V
• Pin and function compatible with 74F00
TC74AC00P
TC74AC00F
TC74AC00FT
Weight
DIP14-P-300-2.54
: 0.96 g (typ.)
SOP14-P-300-1.27A
: 0.18 g (typ.)
TSSOP14-P-0044-0.65A
: 0.06 g (typ.)


Số phần tương tự - TC74AC00P_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P_07 Datasheet
263Kb / 9P
CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Quad 2-Input NAND Gate
More results

Mô tả tương tự - TC74AC00P_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
logo
STMicroelectronics
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
QUAD 2-INPUT NAND GATE
Apr-1997
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
QUAD 2-INPUT NAND GATE
Feb-1993
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS00A FAIRCHILD-DM74ALS00A Datasheet
60Kb / 5P
Quad 2-Input NAND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC00A KODENSHI-KK74HC00A Datasheet
235Kb / 5P
Quad 2-Input NAND Gate
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC00 RENESAS-HD74AC00 Datasheet
101Kb / 7P
Quad 2-Input NAND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com