công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MGS05N60D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MGS05N60D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insulated Gate Bipolar Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MGS05N60D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MGS05N60D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MGS05N60D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MGS05N60D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MGS05N60D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MGS05N60D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MGS05N60D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MGS05N60D
3
Motorola Power Products Division Technical Data
Figure 1. Saturation Characteristics
Figure 2. Saturation Characteristics
Figure 3. Saturation Characteristics
Figure 4. Collector–To–Emitter Saturation
Voltage versus Case Temperature
Figure 5. Diode Forward Voltage
Figure 6. Diode Forward Voltage versus Case
Temperature
1.0
VCE, COLLECTOR–TO–EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
2.5
2.0
1.5
1.0
VCE, COLLECTOR–TO–EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
6.0
0
1.5
0.5
0
TC, CASE TEMPERATURE (°C)
0
–25
2.0
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
25
0.5
1.5
0
IF, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
22
12
7.0
2.0
TC, CASE TEMPERATURE (°C)
50
125
10
8.0
6.0
2.0
0
100
1.0
0.5
0
2.0
3.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1.0
2.0
2.5
50
75
100
125
150
2.0
17
25
75
150
4.0
4.0
1.0
VCE, COLLECTOR–TO–EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
2.0
3.0
4.0
1.9
TC = 25°C
VGE = 15 V
12.5 V
10 V
8.0 V
TC = 150°C
VGE = 15 V
12.5 V
10 V
8.0 V
TC = –20°C
VGE = 15 V
12.5 V
10 V
8.0 V
IC = 700 m
VG = 15 V
IC = 500 mA
IC = 300 mA
TC = 150°C
–20
°C
25
°C
IC = 500 m
IC = 300 mA
IC = 100 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com