công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - YAMAHA CORPORATION

tên linh kiện Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  IP67/68/69K Protected Components
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - YAMAHA CORPORATION

Back Button Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 34Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 35Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 36Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 37Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 38Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 39Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 40Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 41Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R802L-MB4A-2000-A Datasheet HTML 42Page - YAMAHA CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 42 page
background image
SPECIFICATIONS ARE FOR REFERENCE ONLY AND SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE – DIMENSIONS IN MILLIMETER
38
Description:
IEEE1394b (800 Mbit/s) cable assembly
Standard length = 2.0 meters.
IEEE1394b (800 Mbit/s) Kabelkonfektionen
Standardlänge = 2.0 Meter.
Material:
Jacket:
PUR, black
Mantel
Specifications:
Operating Temp.: -10°C ~ +70°C
Betriebstemp.
Other cable lengths and cable specifications available on request
Andere Kabellängen und Kabelspezifikation auf Anfrage erhältlich
Part Number (Details)
Y-ConC
- IE6 ** - **
** - **** - E
Series
IE6 = IEEE, 6 contacts
Protection side 1
6P = IP67 plastic cover
2S = IP20 strain relief
Interface side 2
IE = IEEE
CU = customer specific
FE = free end (cut only)
Protection side 2
6P = IP67 plastic cover
2S = IP20 strain relief
CU = customer specific
Length in mm
Wiring Plan E = Standard IEEE F = Custom
Interface side 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com