công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5LN01C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện 5LN01C
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-Purpose Switching Device Applications
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

5LN01C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  5LN01C_12 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 5LN01C_12 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 5LN01C_12 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 5LN01C_12 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device 5LN01C_12 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device 5LN01C_12 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device 5LN01C_12 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
5LN01C
No.6555-2/7
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Drain-to-Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS
ID=1mA, VGS=0V
50
V
Zero-Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=50V, VGS=0V
1
μA
Gate-to-Source Leakage Current
IGSS
VGS=±8V, VDS=0V
±10
μA
Cutoff Voltage
VGS(off)
VDS=10V, ID=100μA
0.4
1.3
V
Forward Transfer Admittance
| yfs |
VDS=10V, ID=50mA
0.13
0.18
S
Static Drain-to-Source On-State Resistance
RDS(on)1
ID=50mA, VGS=4V
6
7.8
Ω
RDS(on)2
ID=30mA, VGS=2.5V
7.1
9.9
Ω
RDS(on)3
ID=10mA, VGS=1.5V
10
20
Ω
Input Capacitance
Ciss
VDS=10V, f=1MHz
6.6
pF
Output Capacitance
Coss
4.7
pF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
1.7
pF
Turn-ON Delay Time
td(on)
See specified Test Circuit.
18
ns
Rise Time
tr
42
ns
Turn-OFF Delay Time
td(off)
190
ns
Fall Time
tf
105
ns
Total Gate Charge
Qg
VDS=10V, VGS=10V, ID=100mA
1.57
nC
Gate-to-Source Charge
Qgs
0.20
nC
Gate-to-Drain “Miller” Charge
Qgd
0.32
nC
Diode Forward Voltage
VSD
IS=100mA, VGS=0V
0.85
1.2
V
Switching Time Test Circuit
Ordering Information
Device
Package
Shipping
memo
5LN01C-TB-E
CP
3,000pcs./reel
Pb Free
5LN01C-TB-H
CP
3,000pcs./reel
Pb Free and Halogen Free
PW=10μs
D.C
.≤1%
4V
0V
VIN
P.G
50Ω
G
S
D
ID=50mA
RL=500Ω
VDD=25V
VOUT
5LN01C
VIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com