công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2012IRSA bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430F2012IRSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F2012IRSA bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments MSP430F2012IRSA Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 92 page
background image
TA − Temperature − °C
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
−50.0
−25.0
0.0
25.0
50.0
75.0
100.0
VCC = 1.8 V
VCC = 2.2 V
VCC = 3.0 V
VCC = 3.6 V
VCC − Supply Voltage − V
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
TA = −40 °C
TA = 25 °C
TA = 85 °C
TA = 105 °C
MSP430F20x3
MSP430F20x2
MSP430F20x1
SLAS491H
– AUGUST 2005 – REVISED AUGUST 2011
www.ti.com
Typical Characteristics - Calibrated 1-MHz DCO Frequency
CALIBRATED 1-MHz FREQUENCY
CALIBRATED 1-MHz FREQUENCY
vs
vs
TEMPERATURE
SUPPLY VOLTAGE
Figure 11.
Figure 12.
32
Copyright
© 2005–2011, Texas Instruments Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com