công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWRA370 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SWRA370
Giải thích chi tiết về linh kiện  Basic RF Testing of CCxxxx Devices
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SWRA370 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button SWRA370 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SWRA370 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 34 page
background image
Electrical Tests
www.ti.com
8.1
Standby Mode
Table 24 lists the outcomes of the standby mode test.
Table 24. Standby Mode Test Results with LabVIEW
Voltage
Current (mA)
3.3 V
8.2
Idle Mode
Table 25 lists the outcomes of the idle mode test.
Table 25. Idle Mode Test Results with LabVIEW
Voltage
Current (mA)
3.3 V
8.3
Power-Down Mode
Table 26 lists the outcomes of the power-down mode test.
Table 26. Power-Down Mode Test Results with
LabVIEW
Voltage
Current (mA)
3.3 V
8.4
TX Mode
Table 27 lists the outcomes of the TX mode test.
Table 27. TX Mode Test Results with LabVIEW
Mode
Voltage
Current (mA)
At 2.440 GHz (0 dBm)
3.3 V
8.5
RX Mode
Table 28 lists the outcomes of the RX mode test.
Table 28. RX Mode Test Results with LabVIEW
Mode
Voltage
Current (mA)
At 2.440 GHz (HG)
3.3 V
At 2.440 GHz (LG)
30
Basic RF Testing of CCxxxx Devices
SWRA370
– August 2011
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2011, Texas Instruments Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com