công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F051K6 bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F051K6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low- and medium-density advanced ARM??based 32-bit MCU
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F051K6 bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F051K6 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32F051K6 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 104 page
background image
Electrical characteristics
STM32F051x
52/105
Doc ID 022265 Rev 3
Table 31.
Typical current consumption in Sleep mode, code running from Flash or
RAM
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Typ
Unit
Peripherals
enabled
Peripherals
disabled
IDD
Supply current in
Sleep mode from VDD
supply
Running from
HSE crystal
clock 8 MHz,
code executing
from Flash or
RAM
48 MHz
13.9
2.98
mA
36 MHz
10.55
2.84
32 MHz
9.6
2.6
24 MHz
7.23
2.09
16 MHz
5.01
1.58
8 MHz
2.68
0.99
4 MHz
1.81
0.85
2 MHz
1.27
0.77
1 MHz
1.03
0.73
500 kHz
0.9
0.71
125 kHz
0.78
0.69
IDDA
Supply current in
Sleep mode from
VDDA supply
48 MHz
158
157
µA
36 MHz
119
119
32 MHz
108
107
24 MHz
83
83
16 MHz
60
60
8 MHz
2.36
2.38
4 MHz
2.36
2.38
2 MHz
2.36
2.38
1 MHz
2.36
2.38
500 kHz
2.36
2.38
125 kHz
2.36
2.38



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com