| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ALD1102PAL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Advanced Linear Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ALD1102PAL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Advanced Linear Devices |
|
4 / 6 page ![]() ALD1102A/ALD1102B/ALD1102 Advanced Linear Devices 4 of 6 8 Pin Plastic SOIC Package SOIC-8 PACKAGE DRAWING Millimeters Inches Min Max Min Max Dim A A1 b C D-8 E e H L S 1.75 0.25 0.45 0.25 5.00 4.05 6.30 0.937 8 ° 0.50 0.053 0.004 0.014 0.007 0.185 0.140 0.224 0.024 0 ° 0.010 0.069 0.010 0.018 0.010 0.196 0.160 0.248 0.037 8 ° 0.020 1.27 BSC 0.050 BSC 1.35 0.10 0.35 0.18 4.69 3.50 5.70 0.60 0 ° 0.25 ø L C H S (45 °) ø e A A1 b D S (45 °) E |