công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - YAMAHA CORPORATION

tên linh kiện Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  IP67/68/69K Protected Components
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - YAMAHA CORPORATION

Back Button Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 33Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 34Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 35Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 36Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 37Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 38Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 39Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 40Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R626P-FE2L-2000-B Datasheet HTML 41Page - YAMAHA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 42 page
background image
SPECIFICATIONS ARE FOR REFERENCE ONLY AND SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE – DIMENSIONS IN MILLIMETER
36
Pin No.
Name
Color
Notes
1
VBUS
Red
Power
2
D-
White
Data -
(Twisted pair)
3
D+
Green
Data +
(Twisted pair)
4
GND
Black
Ground
Pin No.
Name
Color
Notes
1
VBUS
Red
Power
2
D-
White
Data -
3
D+
Green
Data +
(Twisted pair)
4
GND
Black
Ground
Other cable lengths and raw cable specifications on request
Andere Kabellängen und Kabelspezifikation auf Anfrage erhältlich
Other cable lengths and raw cable specifications on request
Andere Kabellängen und Kabelspezifikation auf Anfrage erhältlich
Description:
Y-Con USB-A, IP67 / 68 / 69K and IP20
cable assembly in various configurations
Y-Con USB-A, IP67 / 68 / 69K und IP20 Kabelkonfektion
in verschiedenen Konfigurationen
Material:
Cable Jacket:
PUR, black
Mantel
Specifications:
Operating Temp.: -25°C ~ +80°C
Betriebstemp.
Wiring Information (standard)
Material:
Cable Jacket:
PUR, black
Mantel
Specifications:
Operating Temp.: -25°C ~ +80°C
Betriebstemp.
1
4
2
3
1
4
2
3
USB-A
USB-B
Description:
Y-Con USB-B, IP67 / 68 / 69K and IP20
cable assembly in various configurations
Y-Con USB-B, IP67 / 68 / 69K und IP20 Kabelkonfektion
in verschiedenen Konfigurationen



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com