công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAN0004RP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVX Corporation

tên linh kiện CAN0004RP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Communication BUS Varistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

CAN0004RP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVX Corporation

  CAN0004RP Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation CAN0004RP Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Communication BUS Varistor
SOLDER PAD DIMENSIONS
mm (inches)
0402 Discrete
0603 Discrete
0405 Array
0612 Array
Length
1.00 ±0.10 (0.040 ±0.004)
1.60 ±0.15 (0.063 ±0.006)
1.00 ±0.15 (0.039 ±0.006)
1.60 ±0.20 (0.063 ±0.008)
Width
0.50 ±0.10 (0.020 ±0.004)
0.80 ±0.15 (0.032 ±0.006)
1.37 ±0.15 (0.054 ±0.006)
3.20 ±0.20 (0.126 ±0.008)
Thickness
0.60 Max. (0.024 Max.)
0.90 Max. (0.035 Max.)
0.66 Max. (0.026 Max.)
1.22 Max. (0.048 Max.)
Term Band Width
0.25 ±0.15 (0.010 ±0.006)
0.35 ±0.15 (0.014 ±0.006)
0.36 ±0.10 (0.014 ±0.004)
0.41 ±0.10 (0.016 ±0.010)
A
B
C
D
E
C
A
B
A
B
0405 Array
0402/0603 Discrete
0612 Array
A
B
C
D
E
AB
C
D
E
0402 Discrete
0.61
0.51
1.70
––
(0.024)
(0.020)
(0.067)
0603 Discrete
0.89
0.76
2.54
––
(0.035)
(0.030)
(0.100)
0405 Array
0.46
0.74
0.12
0.38
0.64
(0.018)
(0.029)
(0047)
(0.015)
(0.025)
0612 Array
0.89
1.65
2.54
0.46
0.76
(0.035)
(0.065)
(0.100)
(0.018)
(0.030)
PHYSICAL DIMENSIONS
mm (inches)
64
APPLICATION
AVX CAN BUS and FlexRay varistors offer significant advantages
in general areas of a typical CAN or FlexRay network as shown
on the right. Some of the advantages over diodes include:
• space savings
• higher ESD capability @ 25kV contact
• higher in rush current (4A) 8 x 20μS
• FIT rate ≤0.1 failures (per billion hours)
FlexRayTM
CAN
Powertrain
Body Control
Module/CAN
Gateway
Instrument
Cluster
Smart
Junction Box
Dash Board
Node
HVAC
Door
Module
Wheel Node
Wheel Node
Wheel Node
Wheel Node
X-by-Wire Master
0402, 0603
0405
0612
Discrete
Array
Array



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com