công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HDSM-291F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HDSM-291F
Giải thích chi tiết về linh kiện  The HDSM-291x/293x is a dual digit display of 0.28??(7.0mm) height. This device utilizes AlInGaP / GaAs chips and has a grey surface with white segments.
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HDSM-291F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HDSM-291F Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HDSM-291F Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2
Pin Connection (Common Anode)
PIN No
Connection
1
CATHODE G
2
CATHODE DP2,DP4
3
CATHODE A
4
CATHODE F
5
COMMON ANODE DIG2
6
CATHODE D
7
CATHODE E
8
CATHODE C
9
CATHODE B
10
COMMON ANODE DIG1
11
CATHODE DP1,DP3
Internal Circuit Diagram (Common Anode)
A
B
C
D
E
F
GDP1 DP2
DIG1
10
DIG2
5
39
86
7
4
1
11
2
A
B
C
D
E
F
GDP1 DP2
Pin Connection (Common Cathode)
PIN No
Connection
1
ANODE G
2
ANODE DP2,DP4
3
ANODE A
4
ANODE F
5
COMMON CATHODE DIG2
6
ANODE D
7
ANODE E
8
ANODE C
9
ANODE B
10
COMMON CATHODE DIG 1
11
ANODE DP1,DP3
Internal Circuit Diagram (Common Cathode)
A
B
C
D
E
F
GDP1 DP2
DIG1
10
DIG2
5
39
86
7
4
1
11
2
A
B
C
D
E
F
GDP1 DP2
Absolute Maximum Ratings @ TA=25°
Parameter
Green/Yellow/Red/Orange
Unit
Power Dissipation Per Segment
65
mW
Peak Forward Current Per Segment
( 1/10 Duty Cycle. ,0.1ms pulse width)
100
mA
Continuous Forward Current Per Segment
Derating Linearly From 25°C Per Segment
25
mA
0.25
mA/ °C
Reverse Voltage Per Segment
5
V
Operating Temperature Range
-40°C to +105°C
Storage Temperature Range
-40°C to +105°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com