công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL034ACDRG4 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL034ACDRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL034ACDRG4 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Texas Instruments

Back Button TL034ACDRG4 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TL034ACDRG4 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 72 page
background image
TL03x, TL03xA
ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS180C − FEBRUARY 1997 − REVISED DECEMBER 2001
48
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
audio-distribution amplifier
This audio-distribution amplifier (see Figure 69) feeds the input signal to three separate output channels. U1A
amplifies the input signal with a gain of 10, while U1B, U1C, and U1D serve as buffers to the output channels.
The gain response of this circuit is very flat from 20 Hz to 20 kHz. The TL03x allows quick response to the input
signal while maintaining low power consumption.
+
−
VCC+
R4
1 M
Ω
C1
1
μF
U1B
R5
10 k
Ω
R3
100 k
Ω
C2
100
μF
+
−
U1C
+
−
U1D
+
−
U1A
R2
100 k
Ω
R1
100 k
Ω
VI
VCC+
VOA
VOB
VOC
NOTE A: U1A through U1D = TL03x; VCC+ = 5 V
Figure 69. Audio-Distribution Amplifier Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com