công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL032ACPE4 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL032ACPE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL032ACPE4 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Texas Instruments

Back Button TL032ACPE4 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TL032ACPE4 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 72 page
background image
TL03x, TL03xA
ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS180C − FEBRUARY 1997 − REVISED DECEMBER 2001
28
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 10
−1.2
0
VIO − Input Offset Voltage − mV
12
−0.6
0
0.6
1.2
3
6
9
DISTRIBUTION OF TL034
INPUT OFFSET VOLTAGE
TA = 25°C
D Package
VCC± = ±15 V
1681 Amplifiers Tested From 1 Wafer Lot
Figure 11
−1.8
0
VIO − Input Offset Voltage − mV
1.8
−1.2
0.6
0
0.6
1.2
3
6
9
12
DISTRIBUTION OF TL034A
INPUT OFFSET VOLTAGE
1716 Amplifiers Tested From 3 Wafer Lots
N Package
VCC± = ±15 V
TA = 25°C
15
Figure 12
0
−30
− Input Offset-Voltage Temperature Coefficient −
μV/°C
6
12
18
24
−20
−10
0
10
20
30
DISTRIBUTION OF TL031
INPUT OFFSET-VOLTAGE
TEMPERATURE COEFFICIENT
76 Units Tested From 1 Wafer Lot
VCC± = ±15 V
TA = 25°C to 125°C
P Package
a
V
IO
Figure 13
−40
0
− Temperature Coefficient −
μV/°C
40
30
5
10
15
20
25
−30
−20
−10
0
10
20
30
DISTRIBUTION OF TL032
INPUT OFFSET-VOLTAGE
TEMPERATURE COEFFICIENT
P Package
VCC± = ±15 V
160 Amplifiers Tested From 2 Wafer Lots
TA = 25°C to 125°C
a
V
IO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com