công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL322ID bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL322ID
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL322ID bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TL322ID Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL322ID Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
TL322C, TL322I
DUAL LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS086 − D2567, OCTOBER 1979 − REVISED OCTOBER 1990
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77001
6
TYPICAL CHARACTERISTICS
1
1
f − Frequency − Hz
t − Time −
µs
10
102
103
104
105
106
10
100
1 k
10 k
100 k
1 M
−10
−5
0
5
10
0
1020
3040506070
8090
Output
Input
LARGE-SIGNAL
DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION
vs
FREQUENCY
VOLTAGE-FOLLOWER
LARGE-SIGNAL PULSE RESPONSE
VCC ± = ±15 V
RL = 2 kΩ
TA = 25°C
TA = 25°C
RL = 2 kΩ
VCC ± = ±15 V
See Figure 1
Figure 6
Figure 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com