công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

80NH0M bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Cooper Bussmann, Inc.

tên linh kiện 80NH0M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Trang chủ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

80NH0M bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Cooper Bussmann, Inc.

Back Button 80NH0M Datasheet HTML 18Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 19Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 20Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 21Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 22Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 23Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 24Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 25Page - Cooper Bussmann, Inc. 80NH0M Datasheet HTML 26Page - Cooper Bussmann, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 55 page
background image
Low Voltage Fuse Links Catalogue
For Product Data Sheets, visit www.cooperbussmann.com
AD
440V ac / 15 - 90A
Sizes: 10x38, 14x51,
22x58 (cylindrical
fuses)
00 (Knife fuses)
Specifications
Description:
fuse cartridge type AD for fitting to circuit
breakers on low-voltage branch circuits.
Ratings:
Applications:
Fitting for circuit breakers in public
branch panels
Agency Information:
Conform to standards NF C 62-
921, EN IEC 60269
RoHS Compliant
Dimensions
Catalogue Numbers
Domestic Fuses
Volts: - 440V ac
Amps: - 15 - 60A (Cylindrical fuses)
- 30 - 90A (Fuse size 00)
IR - 20kA (size 10x38)
- 32kA (size 14x51, 22x58, 00)
Sizes
A
B
C
10x38
10.3
38
10
14x51
14.3
51
13
22x58
22.2
58
16
23
Size
Current
(A)
Catalogue
Number
Voltage
(V)
Unit
Packing
10x38
15
CA10D15
440V
10
14x51
30
CA14D30
22x58
15
30
45
60
CA22D15
CA22D30
CA22D45
CA22D60
0
30
45
60
90
30NH00AD
45NH00AD
60NH00AD
90NH00AD
440V
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com