| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADC0804 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADC0804 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments |
|
13 / 43 page ![]() Typical Applications (Continued) Handling ±10V Analog Inputs DS005671-70 *Beckman Instruments #694-3-R10K resistor array Low-Cost, µP Interfaced, Temperature-to-Digital Converter DS005671-71 µP Interfaced Temperature-to-Digital Converter DS005671-72 *Circuit values shown are for 0˚C ≤TA≤+128˚C ***Can calibrate each sensor to allow easy replacement, then A/D can be calibrated with a pre-set input voltage. www.national.com 12 |