công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCMP600BKJZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADCMP600BKJZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADCMP600BKJZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADCMP600BKJZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602
Rev. A | Page 9 of 16
4.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140
OVERDRIVE (mV)
Figure 12. Propagation Delay vs. Input Overdrive at VCC = 2.5 V
4.0
3.8
3.4
3.6
3.2
3.0
–0.6
0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
COMMON-MODE VOLTAGE (V)
VCM AT VCC = 2.5V
RISE
FALL
Figure 13. Propagation Delay vs. Input Common-Mode Voltage
at VCC = 2.5 V
5.0
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
2.5
3.0
3.5
4.0
6.0
5.5
5.0
4.5
VCCO (V)
RISE
FALL
Figure 14. Propagation Delay vs. VCCO
1.00V/DIV
M4.00ns
Figure 15. 50 MHz Output Waveform VCC = 5.5 V
500mV/DIV
M4.00ns
Figure16. 50 MHz Output Waveforms @ 2.5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16