công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC1040LR88C bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - NEC

tên linh kiện MPC1040LR88C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Inductors
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPC1040LR88C bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - NEC

Back Button MPC1040LR88C Datasheet HTML 68Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 69Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 70Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 71Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 72Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 73Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 74Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 75Page - NEC MPC1040LR88C Datasheet HTML 76Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 104 page
background image
Power Inductors VOL.10
72
●All specifications in this catalog and production status of products are subject to change without notice. Prior to the purchase, please contact NEC TOKIN for updated product data.
●Please request for a specification sheet for detailed product data prior to the purchase.
●Before using the product in this catalog, please read "Precautions" and other safety precautions listed in the printed version catalog.
9631PWIVOL10E1205E0
SMD Type
DC-Superposed Characteristics
01234
8
7
56
0
10
20
30
40
50
110
100
90
80
70
60
H
・DI-1245G-100
H
・DI-1245G-150
H
・DI-1245G-220
H
・DI-1245G-330
H
・DI-1245G-470
H
・DI-1245G-680
H
・DI-1245G-101
bH・DI-1245G Series
Idc (A)
W2
C
E
D
r
W1
H
・DI-1245G Series(500pcs./reel)
Dimensions of indented square hole plastic tape
Reel dimensions
[mm]
AB
C
D
E
r
W1
W2
± 2.0
± 5.0
± 0.5
± 1.0
± 0.5
± 2.0
± 3.0
330
80
13
21
2.0
R1.0
24.4
27.4
[mm]
AB
C
D
E
F
G
H
J
K
t
± 0.1
± 0.1
± 0.3
± 0.1
± 0.1
± 0.1 ± 0.05 ± 0.1 +0.1, –0 ± 0.1 ± 0.05
12.6
12.6
24.0
11.5
1.75
16.0
2.0
4.0
ø1.5
5.1
0.4
t
K
A
B
FG
H
J
Packing position
terminals



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com