| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
B22EB-GC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Ohmite Mfg. Co. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B22EB-GC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Ohmite Mfg. Co. |
|
6 / 8 page ![]() Series B Process Sealed Subminiature Antistatic Toggles www.nkk.com A17 A Single Pole Straight PC SinglePole StraightPC•Bracket Double Pole Straight PC DoublePole StraightPC•Bracket B12AP B22AP B12AB B12AH (2.54) Typ .100 3 1 2 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (0.8) Dia Typ .031 6 4 52 3 1 (2.54) Typ .100 (5.08) .200 Single Pole Right Angle PC B22AB (6.0) Dia .236 (0.6) Typ .024 (5.08) .200 (2.6) Dia .102 Slot (3.4) .134 (0.4) .016 (3.1) .122 (5.08) .200 (2.7) .106 (13.9) .546 (10.0) .394 3 2 1 (7.3) .287 (8.8) .346 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 (6.0) Dia .236 Slot (8.8) .346 (6.0) .236 (2.6) Dia .102 (0.6) Dia Typ .024 (0.4) Typ .016 26° (2.54) Typ .100 (0.8) .031 (2.7) .106 (10.16) .400 (10.0) .394 (13.1) .516 (3.1) .122 (8.8) .346 (5.08) .200 (0.6) Typ .024 1 2 3 4 5 6 CL 1 2 3 (8.8) .346 (1.0) .039 (2.6) Dia .102 (0.6) Dia Typ .024 26° (3.5) .138 (0.8) .031 (2.54) Typ .100 (3.1) .122 (13.1) .516 (10.0) .394 (8.8) .346 (5.08) .200 1 2 3 4 5 6 26° (2.6) Dia .102 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 (3.1) .122 (13.1) .516 (10.0) .394 (3.5) .138 (0.8) .031 (6.0) Dia .236 Slot (8.8) .346 CL (1.0) .039 (2.54) .100 1 2 3 (0.6) Typ .024 (8.8) .346 (2.6) Dia .102 (0.4) Typ .016 (0.6) Dia Typ .024 26° (10.16) .400 (2.54) Typ .100 (0.8) .031 (2.7) .106 (3.1) .122 (13.1) .516 (10.0) .394 Slot (6.0) Dia .236 (6.0) .236 (8.0) .315 (5.08) .200 (0.8) Dia Typ .031 23 1 (2.54) Typ .100 6 4 5 2 3 1 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) .200 3 1 2 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (2.54) .100 (6.0) Dia .236 Slot (6.8) .268 TYPICAL SWITCH DIMENSIONS |