công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B22LP-JB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ohmite Mfg. Co.

tên linh kiện B22LP-JB
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OHMITE [Ohmite Mfg. Co.]
Trang chủ  http://www.ohmite.com
Logo OHMITE - Ohmite Mfg. Co.

B22LP-JB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ohmite Mfg. Co.

  B22LP-JB Datasheet HTML 1Page - Ohmite Mfg. Co. B22LP-JB Datasheet HTML 2Page - Ohmite Mfg. Co. B22LP-JB Datasheet HTML 3Page - Ohmite Mfg. Co. B22LP-JB Datasheet HTML 4Page - Ohmite Mfg. Co. B22LP-JB Datasheet HTML 5Page - Ohmite Mfg. Co. B22LP-JB Datasheet HTML 6Page - Ohmite Mfg. Co. B22LP-JB Datasheet HTML 7Page - Ohmite Mfg. Co. B22LP-JB Datasheet HTML 8Page - Ohmite Mfg. Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Series B
Process Sealed Subminiature Antistatic Toggles
www.nkk.com
A14
A
Cap
Colors
Paddle
Colors
A
Black
A
B
White
B
C
Red
C
---
Yellow
E
---
Green
F
---
Blue
G
---
Gray
H
Poles
1
SPDT
2
DPDT
TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE
1
B
Straight PC Terminals
with Bracket
2
DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE
B12AB
A
.394” (10.0mm)
Bat Toggle
Optional Caps
G
.394” (10.0mm) Bat Lever Cap
J
.248” (6.3mm) Bat Lever Cap
B
Toggles
A
.394” (10.0mm) Bat
A1
.315” (8.0mm) Bat with
Panel Seal Threaded Bushing
(Straight PC only)
J
.248” (6.3mm) Bat
E
.394” (10.0mm) Flatted
H
.248” (6.3mm) Flatted
L
Locking Lever
(with Circuits 2 & 3 only)
SPDT
ON-NONE-ON Circuit
PC Terminals
P
Straight
* B
Straight with Bracket
* H
Right Angle with Bracket
* V
Vertical with Bracket
* Bracketed models are ESD protected
Circuits
2
ON
NONE
ON
3
ON
OFF
ON
5
ON
NONE
(ON)
*R
(ON) NONE
ON
8
(ON)
OFF
(ON)
9
ON
OFF
(ON)
*S
(ON)
OFF
ON
( ) = Momentary
Reverse circuits R & S
available with right angle
& vertical only
*



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com