công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GDZ2.2B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện GDZ2.2B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500m WATT ZENER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

GDZ2.2B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Frontier Electronics.

  GDZ2.2B Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. GDZ2.2B Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics. GDZ2.2B Datasheet HTML 3Page - Frontier Electronics. GDZ2.2B Datasheet HTML 4Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
GDZ2.0A THRU GDZ36D
Page: 3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25
℃UNLESS OTHERWISE NOTED) VF=1.0V MAX, IF = 100mA FOR ALL TYPES
MAXIMUM ZENER IMPEDANCE
MAXIMUM REVERSE
LEAKAGE CURRENT
NOMINAL
ZENER VOLTS
VZ@IZT VOLTS
ZZT @ IZT
ZZK@IZK
JEDEC
TYPE
MIN
MAX
TEST
CURRENT
IZT
mA
TEST
CURRENT
IZK
mA
OHMS
OHMS
IR
μA
@ VR
VOLTS
GDZ27A
GDZ27B
GDZ27C
GDZ27D
GDZ30A
GDZ30B
GDZ30C
GDZ30D
GDZ33A
GDZ33B
GDZ33C
GDZ33D
GDZ36A
GDZ36B
GDZ36C
GDZ36D
24.26
24.97
25.63
26.29
26.99
27.70
28.36
29.02
29.68
30.32
30.90
31.49
32.14
32.79
33.40
34.01
25.52
26.26
26.95
27.64
28.39
29.13
29.82
30.51
31.22
31.88
32.50
33.11
33.79
34.49
35.13
35.77
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
45
45
45
45
55
55
55
55
65
65
65
65
75
75
75
75
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
21.0
21.0
21.0
21.0
23.0
23.0
23.0
23.0
25.0
25.0
25.0
25.0
27.0
27.0
27.0
27.0



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com