công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC5643LFF2VLQ8 bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện SPC5643LFF2VLQ8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Qorivva Microcontroller
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

SPC5643LFF2VLQ8 bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 73Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 74Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 75Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 76Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 77Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 78Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LFF2VLQ8 Datasheet HTML 79Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 136 page
background image
Package pinouts and signal descriptions
MPC5643L Microcontroller Data Sheet, Rev. 8.1
Freescale Semiconductor
75
NOTE
Open Drain can be configured by the PCRn for all pins used as output (except FCCU_F[0]
and FCCU_F[1] ).
I[1]
PCR[129]
SIUL
GPIO[129]
ALT0
GPIO[129]
—
—
M
S
—
C12
eTimer_2
ETC[1]
ALT1
ETC[1]
PSMI[40];
PADSEL=1
DSPI_0
CS5
ALT2
—
—
FlexPWM_1
—
—
FAULT[1]
—
I[2]
PCR[130]
SIUL
GPIO[130]
ALT0
GPIO[130]
—
—
M
S
—
F16
eTimer_2
ETC[2]
ALT1
ETC[2]
PSMI[41];
PADSEL=1
DSPI_0
CS6
ALT2
—
—
FlexPWM_1
—
—
FAULT[2]
—
I[3]
PCR[131]
SIUL
GPIO[131]
ALT0
GPIO[131]
—
—
M
S
—
E17
eTimer_2
ETC[3]
ALT1
ETC[3]
PSMI[42];
PADSEL=1
DSPI_0
CS7
ALT2
—
—
CTU_0
EXT_TGR
ALT3
—
—
FlexPWM_1
—
—
FAULT[3]
—
RDY
PCR[132]
SIUL
GPIO[132]
ALT0
GPIO[132]
—
—
F
S
—
K3
NPC
RDY
ALT2
—
—
1 Programmable via the SRC (Slew Rate Control) bit in the respective Pad Configuration Register; S = Slow, M = Medium, F = Fast, SYM =
Symmetric (for FlexRay)
2 The default function of this pin out of reset is ALT1 (TDO).
3 Analog
Table 7. Pin muxing (continued)
Port
name
PCR
Peripheral
Alternate
output
function
Output
mux sel
Input
functions
Input mux
select
Weak pull
config during
reset
Pad speed1
Pin #
SRC
=1
SRC
=0
144
pkg
257
pkg



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com