công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP8530KS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP8530KS
Giải thích chi tiết về linh kiện  S2ADC - Simultaneous Sampling Analog to Digital Converter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP8530KS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sipex Corporation

Back Button SP8530KS Datasheet HTML 4Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 5Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 6Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 7Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 8Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation SP8530KS Datasheet HTML 12Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
SP8530DS/01
SP8530 S2ADC
TM - Simultaneous Sampling Analog to Digital Converter
© Copyright 2000 Sipex Corporation
10
D
ALTERNATE
END PINS
(BOTH ENDS)
D1 = 0.005" min.
(0.127 min.)
E
PACKAGE: PLASTIC
DUAL–IN–LINE
(NARROW)
DIMENSIONS (Inches)
Minimum/Maximum
(mm)
A = 0.210" max.
(5.334 max).
E1
C
Ø
L
A2
A1 = 0.015" min.
(0.381min.)
B
B1
e = 0.100 BSC
(2.540 BSC)
eA = 0.300 BSC
(7.620 BSC)
A2
B
B1
C
D
E
E1
L
Ø
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
0.735/0.775
(18.669/19.685)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
0.355/0.400
(9.017/10.160)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)
22–PIN
8–PIN
14–PIN
16–PIN
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
1.145/1.155
(29.083/29.337)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
0.780/0.800
(19.812/20.320)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)
18–PIN
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
0.880/0.920
(22.352/23.368)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)
20–PIN
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
0.980/1.060
(24.892/26.924)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12