| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP690TCP bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP690TCP bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Sipex Corporation |
|
17 / 20 page ![]() 17 SP690T/S/R DS/10 SP690T/S/R, 802/T/S/R, 804T/S/R, 805T/S/R Low Power Microprocessor Supervisory © Copyright 2000 Sipex Corporation D ALTERNATE END PINS (BOTH ENDS) D1 = 0.005" min. (0.127 min.) E PACKAGE: PLASTIC DUAL–IN–LINE (NARROW) DIMENSIONS (Inches) Minimum/Maximum (mm) A = 0.210" max. (5.334 max). E1 C Ø L A2 A1 = 0.015" min. (0.381min.) B B1 e = 0.100 BSC (2.540 BSC) eA = 0.300 BSC (7.620 BSC) A2 B B1 C D E E1 L Ø 0.115/0.195 (2.921/4.953) 0.014/0.022 (0.356/0.559) 0.045/0.070 (1.143/1.778) 0.008/0.014 (0.203/0.356) 0.735/0.775 (18.669/19.685) 0.300/0.325 (7.620/8.255) 0.240/0.280 (6.096/7.112) 0.115/0.150 (2.921/3.810) 0°/ 15° (0°/15°) 0.115/0.195 (2.921/4.953) 0.014/0.022 (0.356/0.559) 0.045/0.070 (1.143/1.778) 0.008/0.014 (0.203/0.356) 0.355/0.400 (9.017/10.160) 0.300/0.325 (7.620/8.255) 0.240/0.280 (6.096/7.112) 0.115/0.150 (2.921/3.810) 0°/ 15° (0°/15°) 22–PIN 8–PIN 14–PIN 16–PIN 0.115/0.195 (2.921/4.953) 0.014/0.022 (0.356/0.559) 0.045/0.070 (1.143/1.778) 0.008/0.014 (0.203/0.356) 1.145/1.155 (29.083/29.337) 0.300/0.325 (7.620/8.255) 0.240/0.280 (6.096/7.112) 0.115/0.150 (2.921/3.810) 0°/ 15° (0°/15°) 0.115/0.195 (2.921/4.953) 0.014/0.022 (0.356/0.559) 0.045/0.070 (1.143/1.778) 0.008/0.014 (0.203/0.356) 0.780/0.800 (19.812/20.320) 0.300/0.325 (7.620/8.255) 0.240/0.280 (6.096/7.112) 0.115/0.150 (2.921/3.810) 0°/ 15° (0°/15°) 18–PIN 0.115/0.195 (2.921/4.953) 0.014/0.022 (0.356/0.559) 0.045/0.070 (1.143/1.778) 0.008/0.014 (0.203/0.356) 0.880/0.920 (22.352/23.368) 0.300/0.325 (7.620/8.255) 0.240/0.280 (6.096/7.112) 0.115/0.150 (2.921/3.810) 0°/ 15° (0°/15°) 20–PIN 0.115/0.195 (2.921/4.953) 0.014/0.022 (0.356/0.559) 0.045/0.070 (1.143/1.778) 0.008/0.014 (0.203/0.356) 0.980/1.060 (24.892/26.924) 0.300/0.325 (7.620/8.255) 0.240/0.280 (6.096/7.112) 0.115/0.150 (2.921/3.810) 0°/ 15° (0°/15°) |