công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP207EEP bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP207EEP
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V High Performance RS232 Transceivers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP207EEP bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Sipex Corporation

Back Button SP207EEP Datasheet HTML 8Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 12Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 13Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 14Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 15Page - Sipex Corporation SP207EEP Datasheet HTML 16Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
15
SP207EDS/09
SP207E Series High Performance Transceivers
© Copyright 2000 Sipex Corporation
D
ALTERNATE
END PINS
(BOTH ENDS)
D1 = 0.005" min.
(0.127 min.)
E
PACKAGE: PLASTIC
DUAL–IN–LINE
(NARROW)
DIMENSIONS (Inches)
Minimum/Maximum
(mm)
A = 0.210" max.
(5.334 max).
E1
C
Ø
L
A2
A1 = 0.015" min.
(0.381min.)
B
B1
e = 0.100 BSC
(2.540 BSC)
eA = 0.300 BSC
(7.620 BSC)
A2
B
B1
C
D
E
E1
L
Ø
24–PIN
0.115/0.195
(2.921/4.953)
0.014/0.022
(0.356/0.559)
0.045/0.070
(1.143/1.778)
0.008/0.014
(0.203/0.356)
1.230/1.280
(31.24/32.51)
0.300/0.325
(7.620/8.255)
0.240/0.280
(6.096/7.112)
0.115/0.150
(2.921/3.810)
0°/ 15°
(0°/15°)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com