| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP2209E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP2209E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sipex Corporation |
|
4 / 15 page ![]() SP2209E DS/06 SP2209E High ESD Dual Port RS-232 Transceivers © Copyright 2000 Sipex Corporation 4 Table 1. Device Pin Description E M A NN O I T C N U FR E B M U N N I P R 5 A T U O. A t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 1 R 4 A T U O. A t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 2 R 3 A T U O. A t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 3 R 2 A T U O. A t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 4 R 1 A T U O. A t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 5 T 3 A N I. A t r o p r o f t u p n i r e v i r d l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 6 T 2 A N I. A t r o p r o f t u p n i r e v i r d l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 7 T 1 A N I. A t r o p r o f t u p n i r e v i r d l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 8 Y B T SR s r e v i e c e r r o f y l p p u s r e w o p y b d n a t s V 5 + o t V 3 . 3 + 5 R d n a A T U O 5 . B T U O9 V D D y l p p u s r e w o p V 2 1 + 0 1 + C. r o t i c a p a c p m u p - e g r a h c 1 C d e z i r a l o p e h t r o f l a n i m r e t e v i t i s o P 1 1 T 1 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i r d l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 2 1 T 2 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i r d l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 3 1 T 3 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i r d l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 4 1 R 1 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 5 1 R 2 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 6 1 R 3 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 7 1 R 4 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 8 1 R 5 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i e c e r l e v e l c i g o l S O M C / L T T V 5 + o t V 3 . 3 + 9 1 R 5 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i e c e r 2 3 2 - S R 0 2 R 4 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i e c e r 2 3 2 - S R 1 2 R 3 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i e c e r 2 3 2 - S R 2 2 R 2 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i e c e r 2 3 2 - S R 3 2 R 1 B N I. B t r o p r o f t u p n i r e v i e c e r 2 3 2 - S R 4 2 T 3 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i r d 2 3 2 - S R 5 2 T 2 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i r d 2 3 2 - S R 6 2 T 1 B T U O. B t r o p r o f t u p t u o r e v i r d 2 3 2 - S R 7 2 D N G. d n u o r G 8 2 - C. r o t i c a p a c p m u p - e g r a h c 1 C d e z i r a l o p e h t r o f l a n i m r e t e v i t a g e N 9 2 - V l a n i m r e t e v i t a g e n e h t t a p m u p e g r a h c e h t y b d e t a r e n e g t u p t u o V 2 1 - . r o t i c a p a c p m u p - e g r a h c 2 C d e z i r a l o p e h t f o 0 3 |