công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4261-2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện TLE4261-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5-V Low-Drop Voltage Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

TLE4261-2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button TLE4261-2 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group TLE4261-2 Datasheet HTML 10Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
TLE 4261-2
Semiconductor Group
6
1998-11-01
Absolute Maximum Ratings
T
J = – 40 to 150 °C
Parameter
Symbol
Limit Values
Unit
Remarks
min.
max.
Input
Input voltage
V
I
– 42
42
V
–
V
I
–65
V
t
≤ 400 ms
Input current
I
I
–1.6
A
–
Inhibit
Voltage
V
2
– 0.3
42
V
–
Current
I
2
–5
mA
–
Reset Output
Voltage
V
R
– 0.3
42
V
–
Current
I
R
–
–
–
internally limited
Ground
Current
I
GND
–0.5
A
–
Reset Delay
Voltage
V
D
– 0.3
42
V
–
Current
I
D
–
–
–
internally limited
Output
Differential voltage
V
I – VQ
–5.25
V
I
V–
Current
I
Q
–1.4
A
–



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com