công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SOP-16 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện SOP-16
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUGGESTED PAD LAYOUT
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SOP-16 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  SOP-16 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated SOP-16 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 27 page
background image
ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL VALUES SHOWN IN MILLIMETERS
Note: The suggested land pattern dimensions have been provided for reference only, as actual pad layouts may vary depending on application.
These numbers may be modified based on user equipment capability or fabrication criteria. A more robust pattern may be desired for wave
soldering and is calculated by adding 0.2 mm to the ‘Z’ dimension. For further information, please reference document IPC-7351A, Naming
Convention for Standard SMT Land Patterns, and for International grid details, please see document IEC, Publication 97.
AP02001 Rev. 52
2 of 27
www.diodes.com
Suggested Pad Layout
© Diodes Incorporated
X1-DFN1006-3 / X2-DFN1006-3
Dimensions Value (in mm)
Z
1.1
G1
0.3
G2
0.2
X
0.7
X1
0.25
Y
0.4
C
0.7
X2-DFN1010-6
Dimensions
Value
(in mm)
C
0.350
G
0.150
X
0.200
X1
0.900
Y
0.550
Y1
1.250
X1-DFN1212-3
X1-DFN1212-3
Type B
Dimensions Value (in mm)
C
0.80
X
0.42
X1
0.32
Y
0.50
Y1
0.50
Y2
1.50
Dimensions Value (in mm)
C
0.80
X
0.42
X1
0.32
X2
0.90
Y
0.50
Y1
0.50
Y2
0.20
Y3
1.50
Y
C
G1
G2
X
X
1
Z
1
Y1
X1
X(6x)
Y (6x)
G(4x)
C
Y2
X
X1
(2x)
Y
Y1
(2x)
C
Y3
X
X1(2x)
Y
Y1
(2x)
C
Y2
X2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com